| データシートサーチシステム |
|
SWWVO112E データシート(PDF) 10 Page - Seoul Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SWWVO112E データシート(HTML) 10 Page - Seoul Semiconductor |
|
10 / 24 page ![]() R1.0 January 9, 2020 www.seoulsemicon.com Product Data Sheet SWWVO112E – WICOP 10 Color Bin Structure CIE Chromaticity Diagram * Measurement Uncertainty of the Color Coordinates is ±0.007 RANK x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 A3 0.2671 0.2440 0.2711 0.2512 0.2768 0.2448 0.2729 0.2376 B3 0.2711 0.2512 0.2750 0.2584 0.2807 0.2520 0.2768 0.2448 C3 0.2750 0.2584 0.2790 0.2656 0.2847 0.2592 0.2807 0.2520 D3 0.2790 0.2656 0.2829 0.2728 0.2886 0.2664 0.2847 0.2592 E3 0.2829 0.2728 0.2868 0.2799 0.2926 0.2735 0.2886 0.2664 A4 0.2729 0.2376 0.2768 0.2448 0.2825 0.2384 0.2786 0.2312 B4 0.2768 0.2448 0.2807 0.2520 0.2865 0.2456 0.2825 0.2384 C4 0.2807 0.2520 0.2847 0.2592 0.2904 0.2528 0.2865 0.2456 D4 0.2847 0.2592 0.2886 0.2664 0.2944 0.2600 0.2904 0.2528 E4 0.2886 0.2664 0.2926 0.2735 0.2983 0.2672 0.2944 0.2600 0.265 0.270 0.275 0.280 0.285 0.290 0.295 0.300 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 E3 D3 C3 B3 CIE X A3 E4 D4 C4 B4 A4 |