データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FTV05BE データシート(PDF) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 FTV05BE
部品情報  Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTV05BE データシート(HTML) 4 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTV05BE Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTV05BE Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTV05BE Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTV05BE Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2011. 11. 29
4/4
Revision No : 0
FTV05BE
SC-79/SOD-523
A
D
E bp
V M A
scale
0.5
1mm
0
A
C
HE
OUTLINE
VERSION
REFERENCES
EUROPEAN
PROJECTION
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
UNIT
A
b p
c
D
E
H E
V
m m
0.7
0.35
0.2
1.3
0.9
1.7
0.15
0.5
0.25
0.1
1.1
0.7
1.5
Note
1. The marking bar indicates the cathode.
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
SOD523
SC-79
98-11-25



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com