データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPC-150-XS データシート(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

部品番号 TPC-150-XS
部品情報  150W Wide input AC/DC switching power supply
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
ホームページ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TPC-150-XS データシート(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TPC-150-XS Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TPC-150-XS Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TPC-150-XS Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TPC-150-XS Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TPC/LR-150-XS series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-62162688
Email:sales2@gztoppower.com
Page 4 / 4
BLOCK DIAGRAM
DERATING CURVE
MODEL SELECTION
S:Single ouput;D:Dual output
Delimiter
Type
Series
Brand
TOPPOWER
Delimiter
Output voltage
TP C / LR -150 – X S
Rated output power
Delimiter
TOPPOWER



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com