| データシートサーチシステム |
|
KBJ15005 データシート(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KBJ15005 データシート(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
3 / 3 page ![]() 2018 04 15 3/3 Revision No : 0 KBJ15005 ~ KBJ1510 Dimensions in millimeters + ~ ~ - 4KBJ N E D HOLE FOR NO. 6 SCREW K J I M E E C B H O L F A G 4KBJ Dim Min Max A 24.7 25.3 B 1.05 1.45 C 1.7 2.1 D 0.9 1.1 E 7.3 7.7 F 14.7 15.3 G 3.8 4.2 H 3.3 3.7 I 3.1 3.4 J 4.4 4.8 K 3.4 3.8 L 3.2 3.4 M 0.6 0.8 N 17.0 18.0 O 9.5 10.1 ■ Outline Dimensions |