データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FRTD-S-A5W-R データシート(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

部品番号 FRTD-S-A5W-R
部品情報  Space-saving Plug-in Signal Conditioners F-UNIT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
ホームページ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

FRTD-S-A5W-R データシート(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  FRTD-S-A5W-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. FRTD-S-A5W-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. FRTD-S-A5W-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. FRTD-S-A5W-R Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MODEL: FRTD
FRTD SPECIFICATIONS
ES-1485 Rev.6 Page 3/4
http://www.m-system.co.jp/
1500 V AC @ 1 minute (I/O to power)
EXTERNAL VIEW
Span Adj.
Zero Adj.
3 9 9
+ 9 9
Bias Adj.
Ratio Adj.
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm (inch)
1
2
3
4
7
6
8
5
26 (1.02)
15
(.59)
2–4.5 (.18)
HOLE
15 (.59) deep
8–M3.5
SCREW
7.8 (.31)
107 (4.21)
DIN RAIL
35mm wide
[3.3 (.13)]
CLAMP
(top & bottom)
137 (5.39)
•When mounting, no extra space is needed between units.
26 (1.02)
TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
3
4
7
6
8
5
1
2
INPUT RESISTOR
(model: REM)
Input shunt resistor attached
for current input.



Html Pages

1 2 3 4