| データシートサーチシステム |
|
HT83048 データシート(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT83048 データシート(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
4 / 21 page ![]() HT83048/HT83072 Chip size: 2220 ´ 2335 (mm) 2 * The IC substrate should be connected to VSS in the PCB layout artwork. Pad Coordinates HT83003/HT83006/HT83009 Pad No. X Y Pad No. X Y 1 -982.145 -508.050 9 -135.205 -508.050 2 -876.845 -508.050 10 -31.229 -508.050 3 -766.245 -508.050 11 758.645 -490.400 4 -666.245 -508.050 12 858.645 -490.400 5 -555.645 -508.050 13 958.645 -490.400 6 -455.645 -508.050 14 841.895 -345.550 7 -345.045 -508.050 15 841.895 -224.050 8 -245.045 -508.050 16 841.895 -85.450 HT83018/HT83036 Pad No. X Y Pad No. X Y 1 -982.145 -660.550 9 -135.205 -660.550 2 -876.845 -660.550 10 -31.229 -660.550 3 -766.245 -660.550 11 758.645 -642.900 4 -666.245 -660.550 12 858.645 -642.900 5 -555.645 -660.550 13 958.645 -642.900 6 -455.645 -660.550 14 841.895 -498.050 7 -345.045 -660.550 15 841.895 -376.550 8 -245.045 -660.550 16 841.895 -237.950 HT83XXX Rev. 0.10 4 August 25, 2003 Preliminary ( 0 , 0 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 P W M 2 P W M 1 V D D A |