データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M2VF-5W4W-RM/X1 データシート(PDF) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

部品番号 M2VF-5W4W-RM/X1
部品情報  Super-mini Signal Conditioners Mini-M Series
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
ホームページ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

M2VF-5W4W-RM/X1 データシート(HTML) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

  M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. M2VF-5W4W-RM/X1 Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MODEL: M2VF
M2VF SPECIFICATIONS
ES-5014 Rev.20 Page 4/6
http://www.m-system.co.jp/
CUSTOM SPECIFICATION LIST
Refer to the following pages for each detailed custom specification.
Custom specification: Option /X1
■ Major specification changes
Response time: 5.3 ms ±30 % (0 – 90 %)
Custom specification: Option /X2
■ Major specification changes
Input: 0 - 0.5 V DC (Input resistance 200 kΩ min.)



Html Pages

1 2 3 4 5 6