| データシートサーチシステム |
|
EWL2520-R15 データシート(PDF) 4 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EWL2520-R15 データシート(HTML) 4 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. |
|
4 / 7 page ![]() ECE - The Name You Can Trust! ◆ TYPE: EWL 3225 Part No. Inductance (µH) Tolerance (±%) Q (Min.) L, Q Test Frequency (MHz) SRF (MHz) Min. DC Resistance (Ω)Max. Rating Current (mA)Max. EWL3225-R10 0.10 K,M 28 25.2 450 0.25 450 EWL3225-R22 0.22 K,M 30 25.2 350 0.32 450 EWL3225-R33 0.33 K,M 30 25.2 300 0.40 450 EWL3225-R39 0.39 K,M 30 25.2 250 0.45 450 EWL3225-R68 0.68 K,M 30 25.2 160 0.60 450 EWL3225-1R0 1.0 K,M 30 7.96 120 0.70 400 EWL3225-1R2 1.2 K,M 30 7.96 100 0.75 390 EWL3225-1R5 1.5 K,M 30 7.96 85 0.85 370 EWL3225-1R8 1.8 K,M 30 7.96 80 0.90 350 EWL3225-2R2 2.2 K,M 30 7.96 75 1.00 320 EWL3225-2R7 2.7 K,M 30 7.96 70 1.10 290 EWL3225-3R3 3.3 K,M 30 7.96 60 1.20 260 EWL3225-3R9 3.9 K,M 30 7.96 55 1.30 250 EWL3225-4R7 4.7 K,M 30 7.96 50 1.50 220 EWL3225-5R6 5.6 K,M 30 7.96 47 1.60 200 EWL3225-6R8 6.8 K,M 30 7.96 43 1.80 180 EWL3225-8R2 8.2 K,M 30 7.96 40 2.00 170 EWL3225-100 10 J,K 30 2.52 36 2.10 150 EWL3225-120 12 J,K 30 2.52 33 2.50 140 EWL3225-150 15 J,K 30 2.52 30 2.80 130 EWL3225-180 18 J,K 30 2.52 27 3.30 120 EWL3225-220 22 J,K 30 2.52 25 3.70 110 EWL3225-270 27 J,K 30 2.52 20 5.00 80 EWL3225-330 33 J,K 30 2.52 17 5.60 70 EWL3225-390 39 J,K 30 2.52 16 6.40 65 EWL3225-470 47 J,K 30 2.52 15 7.00 60 EWL3225-560 56 J,K 30 2.52 13 8.00 55 EWL3225-680 68 J,K 30 2.52 12 9.00 50 EWL3225-820 82 J,K 30 2.52 11 10.0 45 EWL3225-101 100 J,K 20 0.796 10 10.0 40 EWL3225-121 120 J,K 20 0.796 10 11.0 70 EWL3225-151 150 J,K 20 0.796 8 15.0 65 EWL3225-181 180 J,K 20 0.796 7 17.0 60 EWL3225-221 220 J,K 20 0.796 7 21.0 50 |