| データシートサーチシステム |
|
EWL4532-R82 データシート(PDF) 2 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EWL4532-R82 データシート(HTML) 2 Page - EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD. |
|
2 / 7 page ![]() ECE - The Name You Can Trust! ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS ◆ TYPE: EWL 2520 Part No. Inductance (µH) Tolerance (±%) Q (Min.) L, Q Test Frequency (MHz) SRF (MHz) Min. DC Resistance (Ω)Max. Rating Current (mA)Max. EWL2520-10N 0.010 K,M 15 100 2150 0.26 530 EWL2520-12N 0.012 K,M 15 100 2050 0.27 500 EWL2520-15N 0.015 K,M 15 100 2000 0.29 480 EWL2520-18N 0.018 K,M 15 100 1850 0.31 450 EWL2520-22N 0.022 K,M 15 100 1650 0.37 420 EWL2520-27N 0.027 K,M 15 100 1550 0.40 410 EWL2520-33N 0.033 K,M 20 100 1450 0.42 400 EWL2520-39N 0.039 K,M 20 100 1350 0.45 380 EWL2520-47N 0.047 K,M 20 100 1200 0.50 360 EWL2520-56N 0.056 K,M 20 100 1100 0.60 340 EWL2520-68N 0.068 K,M 20 100 1050 0.65 320 EWL2520-82N 0.082 K,M 20 100 900 0.75 300 EWL2520-R10 0.10 K,M 20 100 800 0.80 280 EWL2520-R12 0.12 K,M 30 25.2 500 0.22 550 EWL2520-R15 0.15 K,M 30 25.2 450 0.25 500 EWL2520-R18 0.18 K,M 30 25.2 400 0.29 460 EWL2520-R22 0.22 K,M 30 25.2 300 0.30 430 EWL2520-R27 0.27 K,M 30 25.2 280 0.33 420 EWL2520-R33 0.33 K,M 30 25.2 260 0.39 400 EWL2520-R39 0.39 K,M 30 25.2 240 0.40 375 EWL2520-R47 0.47 K,M 30 25.2 210 0.44 350 EWL2520-R56 0.56 K,M 30 25.2 190 0.49 325 EWL2520-R68 0.68 K,M 30 25.2 170 0.50 300 EWL2520-R82 0.82 K,M 30 25.2 150 0.61 260 EWL2520-1R0 1.0 K,M 30 7.96 150 0.75 245 EWL2520-1R2 1.2 K,M 30 7.96 130 0.87 230 EWL2520-1R5 1.5 K,M 30 7.96 120 1.00 220 EWL2520-1R8 1.8 K,M 30 7.96 110 1.10 210 EWL2520-2R2 2.2 K,M 30 7.96 105 1.30 200 EWL2520-2R7 2.7 K,M 30 7.96 70 1.40 195 EWL2520-3R3 3.3 K,M 30 7.96 55 1.60 185 EWL2520-3R9 3.9 J,K 30 7.96 48 1.70 180 EWL2520-4R7 4.7 J,K 30 7.96 43 1.90 175 EWL2520-5R6 5.6 J,K 30 7.96 42 2.20 170 |