データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RTS-31A-R データシート(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

部品番号 RTS-31A-R
部品情報  Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
ホームページ  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

RTS-31A-R データシート(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  RTS-31A-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. RTS-31A-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. RTS-31A-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. RTS-31A-R Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MODEL: RTS
RTS SPECIFICATIONS
ES-1640 Rev.3 Page 3/4
http://www.m-system.co.jp/
EXTERNAL VIEW
Front Cover (open)
Ratio Adj.
Bias Adj.
LCD Meter
EXTERNAL DIMENSIONS unit: mm (inch)
3
4
5
6
2
1
8
7
50 (1.97)
107 (4.21)
127 (5)
[3.3 (.13)]
40 (1.57)
50 (1.97)
7.8 (.31)
CLAMP
(top & bottom)
DIN RAIL
35mm wide
2–4.5 (.18) dia.
MTG HOLE
15 (.59) deep
8–M3.5
SCREW
• When mounting, no extra space is needed between units.
TERMINAL ASSIGNMENTS unit: mm (inch)
5
6
2
1
8
7
3
4
INPUT RESISTOR
(model: REM)
Input shunt resistor attached
for current input.



Html Pages

1 2 3 4