| データシートサーチシステム |
|
HM7502PR データシート(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM7502PR データシート(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
8 / 9 page ![]() 8 PACKAGE INFORMATION SOT89-5 Dimension (Unit: mm) Dimension (Unit: inch) Min. Max. Min. Max. A 1.400 1.600 0.055 0.063 b 0.320 0.520 0.013 0.020 b1 0.360 0.560 0.014 0.022 c 0.350 0.440 0.014 0.017 D 4.400 4.600 0.173 0.181 D1 1.400 1.800 0.055 0.071 E 2.300 2.600 0.091 0.102 E1 3.940 4.250 0.155 0.167 e 1.500 Typ. 0.060 Typ. e1 2.900 3.100 0.114 0.122 L 0.900 1.100 0.035 0.043 A E D c L e e1 D1 b1 b ©1999~2014 2-channel Constant Current Regulator |