| データシートサーチシステム |
|
DS312WV データシート(PDF) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DS312WV データシート(HTML) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
3 / 5 page ![]() M Marking Type number Marking code DS32W DS34W DS36W S32 DS38W DS310W DS312W DS315W DS320W S34 S36 S38 S310 S312 S315 S320 PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package; 2 leads SOD123F(L) A VA M UNIT mm 1.1 0.20 2.9 1.9 3.8 0.9 0.12 2.6 1.7 3.5 7 max min mil max min 43 35 7.9 4.7 114 102 75 67 150 138 AC D E HE 1.1 0.8 43 31 e Bottom View HE E D g Top View 0.9 0.7 35 28 g g The recommended mounting pad size 2.0 (79) 1.2 (47) mm (mil) Unit 1.2 (47) |