| データシートサーチシステム |
|
SMH4803BHKP データシート(PDF) 19 Page - Summit Microelectronics, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMH4803BHKP データシート(HTML) 19 Page - Summit Microelectronics, Inc. |
|
19 / 22 page ![]() 19 2041 8.4 6/15/00 SMH4803 SUMMIT MICROELECTRONICS 20-Lead Small Outline Package (SOIC) 0.014 - 0.019 (0.356 - 0.482) 0.004 - 0.012 (0.102 - 0.305) 0.037 - 0.045 (0.940 - 1.143 0.496 - 0.512 (12.598 - 13.005) 0.394 - 0.419 (10.007 - 10.643) 0.093 - 0.104 (2.362 - 2.642) 0.016 - 0.050 (0.406 - 1.270) 0.050 (1.270) 0.009 - 0.013 (0.229 - 0.330) 0.010 - 0.029 (0.254 - 0.737) 0.291 - 0.299 (7.391 - 7.595) 20pn SOIC ILL.1 0 ° to 8° typ x45 ° |