| データシートサーチシステム |
|
M25P128-VMF6TP データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M25P128-VMF6TP データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 41 page ![]() Memory Organization M25P128 14/41 Rev. 1 Table 3. Memory Organization Sector Address Range 63 FC0000h FFFFFFh 62 F80000h FBFFFFh 61 F40000h F7FFFFh 60 F00000h F3FFFFh 59 EC0000h EFFFFFh 58 E80000h EBFFFFh 57 E40000h E7FFFFh 56 E00000h E3FFFFh 55 DC0000h DFFFFFh 54 D80000h DBFFFFh 53 D40000h D7FFFFh 52 D00000h D3FFFFh 51 CC0000h CFFFFFh 50 C80000h CBFFFFh 49 C40000h C7FFFFh 48 C00000h C3FFFFh 47 BC0000h BFFFFFh 46 B80000h BBFFFFh 45 B40000h B7FFFFh 44 B00000h B3FFFFh 43 AC0000h AFFFFFh 42 A80000h ABFFFFh 41 A40000h A7FFFFh 40 A00000h A3FFFFh 39 9C0000h 9FFFFFh 38 980000h 9BFFFFh 37 940000h 97FFFFh 36 900000h 93FFFFh 35 8C0000h 8FFFFFh 34 880000h 8BFFFFh 33 840000h 87FFFFh 32 800000h 83FFFFh 31 7C0000h 7FFFFFh 30 780000h 7BFFFFh 29 740000h 77FFFFh |