データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TR0024A データシート(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TR0024A
部品情報  Dielectric Filter BPF 1241MHz size 9.2x8.6mm (88MHzBW)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TR0024A データシート(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TR0024A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TR0024A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
7
TST DCC
Release document
3
Dimensions of Reel (1500pcs/ Reel)
φ 330
24. 4± 1. 0
120°
30. 4± 1. 0
R1
25
4
Dimensions of Carrier Tape
M 1: 3
P0: 4. 0
P2: 2. 0
P: 16. 0
T: 0. 35
K0: 4. 4
A0: 12. 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com