データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MPC866PCZP100A データシート(PDF) 91 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MPC866PCZP100A
部品情報  Hardware Specifications
PDF  96 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC866PCZP100A データシート(HTML) 91 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC866PCZP100A Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 90Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 91Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 92Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 93Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 94Page - NXP Semiconductors MPC866PCZP100A Datasheet HTML 95Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 96 page
background image
MPC866/MPC859 Hardware Specifications, Rev. 2
Freescale Semiconductor
91
Mechanical Data and Ordering Information
MII_COL
H4
Input
VSSSYN1
V1
PLL analog VDD and
GND
VSSSYN
U1
Power
VDDSYN
T1
Power
GND
F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, G6, G7, G8, G9, G10,
G11, G12, G13, G14, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14,
J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, K6, K7, K8, K9, K10, K11,
K12, K13, K14, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, M6, M7,
M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, N6, N7, N8, N9, N10, N11,
N12, N13, N14, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14
Power
VDDL
A8, M1, W8, H19, F4, F16, P4, P16, R1
Power
VDDH
E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, F5, F15, G5,
G15, H5, H15, J5, J15, K5, K15, L5, L15, M5, M15, N5, N15, P5,
P15, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, T14
Power
N/C
D6, D13, D14, U2, V2, T2
No-connect
1
Classic SAR mode only
2
ESAR mode only
Table 39. Pin Assignments (continued)
Name
Pin Number
Type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96