データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DUPS40 データシート(PDF) 5 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

部品番号 DUPS40
部品情報  24V/40A DIN Rail Type Uninterruptible DC-UPS Module
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

DUPS40 データシート(HTML) 5 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  DUPS40 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. DUPS40 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. DUPS40 Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. DUPS40 Datasheet HTML 4Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. DUPS40 Datasheet HTML 5Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
DUPS40
File Name:DUPS40-SPEC 2021-09-08
24V/40A DIN Rail Type Uninterruptible DC-UPS Module
1.Back up connection for AC interruption
2.Combine redundancy module (DR
0) to back up AC interruption or failure of PSU
DN20 or DRDN4
Suggested Application
Vout
Vin
TB1
TB2
TB3
PSU
24V
24V/40A max.
Load
Battery
+
+
-
-
+
-
24V
PSU 1
Load
Battery
++
+
-
-
++
--
PSU 2
+
--
Installation Manual
Please refer to : http://www.meanwell.com/manual.html
DRDN20
(or DRDN40)
DC
BAT
DUPS40
+
+ --
TB2
TB1
DC
BAT
DUPS40
+
+ --
TB2
TB1



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com