| データシートサーチシステム |
|
ICS8305I データシート(PDF) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8305I データシート(HTML) 15 Page - Integrated Circuit Systems |
|
15 / 15 page ![]() Integrated Circuit Systems, Inc. 8305AGI www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. B MAY 19, 2005 15 ICS8305I LOW SKEW, 1-TO-4, MULTIPLEXED DIFFERENTIAL/ LVCMOS-TO-LVCMOS/LVTTL FANOUT BUFFER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e De t a D A8 T4 1 m o r f o p y t r e b m u N r e d r O / t r a P d e t c e r r o c - e l b a t n o i t a m r o f n I g n i r e d r O . T I G A 5 0 3 8 S C I o t T I G A 5 0 3 8 8 S C I 4 0 / 0 2 / 1 B C 5 T - A 5 T6 & 5 7 . l a c i p y t s p 4 0 . 0 o t l a c i p y t s p 5 0 . 0 m o r f t ij t d e g n a h c - s e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A . t o l p r e t t i J e s a h P e v i t i d d A d e t a d p U 4 0 / 6 2 / 2 B1 T2 . n o i t p i r c s e d N E _ K L C d e t c e r r o c - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P 4 0 / 7 / 2 1 B8 T4 1r e b m u n t r a p e e r F - d a e L d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O 5 0 / 9 1 / 5 |