| データシートサーチシステム |
|
ICS853001AMLFT データシート(PDF) 4 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS853001AMLFT データシート(HTML) 4 Page - Integrated Circuit Systems |
|
4 / 16 page ![]() 853001AG www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. A JANUARY 29, 2005 4 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS853001 1:1, DIFFERENTIAL LVPECL-TO- 2.5V, 3.3V, 5V LVPECL/ECL BUFFER TABLE 4. AC CHARACTERISTICS, V CC = 0V; VEE = -5.25V TO -2.375V OR V CC = 2.375 TO 5.25V; V EE = 0V, T A = -40°C TO 85°C l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U f X A M y c n e u q e r F t u p t u O 5 . 2 >z H G t D P 1 E T O N ; y a l e D n o i t a g a p o r P 0 5 20 0 5s p t ) p p ( k s3 , 2 E T O N ; w e k S t r a P - o t - t r a P 0 0 1s p t t i j ; S M R , r e t t i J e s a h P e v i t i d d A r e f f u B n o i t c e S r e t t i J e s a h P e v i t i d d A o t r e f e r : e g n a R n o i t a r g e t n I , z H M 2 5 . 5 5 1 z H M 0 2 - z H K 2 1 3 0 . 0s p t R t / F e m i T ll a F / e s i R t u p t u O% 0 8 o t % 0 20 50 5 2s p c d oe l c y C y t u D t u p t u Oƒ ≤ z H G 1 V C C V , V 6 . 3 o t V 5 7 3 . 2 = E E 0 =8 42 5% V C C V , V 5 2 . 5 o t V 6 . 3 > E E r o 0 = V E E V , V 6 . 3 - o t V 5 2 . 5 - = C C 0 = 6 44 5% ƒ t a d e r u s a e m e r a s r e t e m a r a p ll A ≤ . d e t o n e s i w r e h t o s s e l n u , z H G 7 . 1 . t n i o p g n i s s o r c t u p t u o l a i t n e r e f f i d e h t o t t n i o p g n i s s o r c t u p n i l a i t n e r e f f i d e h t m o r f d e r u s a e M : 1 E T O N d n a s e g a t l o v y l p p u s e m a s e h t t a g n i t a r e p o s e c i v e d t n e r e f f i d n o s t u p t u o n e e w t e b w e k s s a d e n i f e D : 2 E T O N d e r u s a e m e r a s t u p t u o e h t , e c i v e d h c a e n o s t u p n i f o e p y t e m a s e h t g n i s U . s n o i t i d n o c d a o l l a u q e h t i w . s t n i o p s s o r c l a i t n e r e f f i d e h t t a . 5 6 d r a d n a t S C E D E J h t i w e c n a d r o c c a n i d e n i f e d s i r e t e m a r a p s i h T : 3 E T O N TABLE 3D. LVPECL DC CHARACTERISTICS, V CC = 2.375V TO 5.25V; V EE = 0V, T A = -40°C TO 85°C l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U I H I t n e r r u C h g i H t u p n I K L C PV C C V = N I 0 0 2A µ K L C P nV C C V = N I 0 0 2A µ I L I t n e r r u C w o L t u p n I K L C PV C C V , 5 2 . 5 = N I V 0 =0 0 2 -A µ K L C P nV C C V , V 5 2 . 5 = N I V 0 =0 0 2 -A µ V P P e g a t l o V t u p n I k a e P - o t - k a e P 5 1 . 02 . 1V V R M C 2 , 1 E T O N ; e g a t l o V t u p n I e d o M n o m m o C 2 . 1V C C V V H O 3 E T O N ; e g a t l o V h g i H t u p t u O V C C 5 0 0 . 1 -V V L O 3 E T O N ; e g a t l o V w o L t u p t u O V C C 8 7 . 1 -V V G N I W S g n i w S e g a t l o V t u p t u O k a e P - o t - k a e P 6 . 00 . 1V V B B e g a t l o V s a i BV C C 4 4 . 1 -V C C 8 3 . 1 -V C C 2 3 . 1 -V V s a d e n i f e d s i e g a t l o v e d o m n o m m o C : 1 E T O N H I . V s i K L C P n , K L C P r o f e g a t l o v t u p n i m u m i x a m e h t , s n o i t a c il p p a d e d n e e l g n i s r o F : 2 E T O N C C . V 3 . 0 + 0 5 h t i w d e t a n i m r e t s t u p t u O : 3 E T O N Ω V o t C C . V 2 - |