| データシートサーチシステム |
|
P0060SA データシート(PDF) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
P0060SA データシート(HTML) 8 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd |
|
8 / 10 page ![]() Thyristor Surge Suppressors P0060~P3500SA_B_C Series Dimensions Dimensions Millimeters Inches Ref. Min. A B C D E F G 4.25 2.50 1.35 0.76 4.93 0.15 0.051 A DO-214AC (SMA) D E G H 1.98 Max. 4.65 2.90 1.65 1.52 5.28 0.203 0.31 2.41 Min. 0.167 0.098 0.053 0.030 0.194 0.002 0.006 0.078 Max. 0.183 0.114 0.065 0.060 0.208 0.008 0.012 0.095 K J J K 6.50 L 1.70 2.30 0.256 0.067 0.090 Dimensions Millimeters Inches Ref. Min. A B C D E F G 4.25 3.30 1.85 0.76 5.08 0.15 0.051 A DO-214AA (SMB) D E G H 2.11 Max. 4.75 3.94 2.21 1.52 5.59 0.203 0.31 2.44 Min. 0.167 0.130 0.073 0.030 0.200 0.002 0.006 0.083 Max. 0.187 0.155 0.087 0.060 0.220 0.008 0.012 0.096 K J J K 6.80 L 2.40 2.60 0.270 0.090 0.100 Rev : www.leiditech.com 01.06.2018 8/10 |