| データシートサーチシステム |
|
USB2641 データシート(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2641 データシート(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 60 page ![]() USB2640/USB2641 DS00001947C-page 12 2015-2021 Microchip Technology Inc. TABLE 5-2: USB2641 48-PIN TABLE SECURE DIGITAL / MEMORY STICK INTERFACE (13 PINS) SD_D1 / MS_D5 SD_D0 / MS_D4 SD_D7 / MS_D6 SD_D6 / MS_D7 SD_CLK / MS_BS SD_D5 / MS_D1 SD_CMD / MS_D0 SD_D4 / MS_D2 SD_D3 / MS_D3 SD_D2 MS_INS NC SD_WP / MS_SCLK SD_nCD USB INTERFACE (4 PINS) USB+ USB- XTAL1 (CLKIN) XTAL2 RBIAS 2-PORT USB INTERFACE (7 PINS) USBDN_DP2 USBDN_DM2 PRTCTL2 PRTCTL3 USBDN_DP3 USBDN_DM3 VBUS_DET SPI INTERFACE (4 PINS) SPI_CE_n SPI_CLK / SCL SPI_DO / SDA / SPI_SPD_SEL SPI_DI MISC (5 PINS) nRESET TEST LED / TXD NC (CRD_PWR) POWER AND GROUND (15 PINS) (7) VDD33 CRFILT PLLFILT PLLFILT (6) NC TOTAL 48 |