| データシートサーチシステム |
|
USB2640I データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
USB2640I データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology |
|
11 / 59 page ![]() 2015-2021 Microchip Technology Inc. DS00001948C-page 11 USB2640i/USB2641i 5.0 PIN TABLES 5.1 48-Pin Tables TABLE 5-1: USB2640I 48-PIN TABLE xD (Only in USB2640I) / SECURE DIGITAL / MEMORY STICK INTERFACE (18 PINS) xD_D3 / SD_D1 / MS_D5 xD_D2 / SD_D0 / MS_D4 xD_D1 / SD_D7 / MS_D6 xD_D0 / SD_D6 / MS_D7 xD_nWP / SD_CLK / MS_BS xD_ALE / SD_D5 / MS_D1 xD_CLE / SD_CMD / MS_D0 xD_D7 / SD_D4 / MS_D2 xD_D6 / SD_D3 / MS_D3 xD_D5 / SD_D2 xD_nRE xD_nWE xD_D4 / SD_WP / MS_SCLK xD_nB/R xD_nCE MS_INS xD_nCD SD_nCD USB INTERFACE (5 PINS) USB+ USB- XTAL1 (CLKIN) XTAL2 RBIAS 2-PORT USB INTERFACE (7 PINS) USBDN_DP2 USBDN_DM2 PRTCTL2 PRTCTL3 USBDN_DP3 USBDN_DM3 VBUS_DET SPI INTERFACE (4 PINS) SPI_CE_n SPI_CLK / SCL SPI_DO / SDA / SPI_SPD_SEL SPI_DI MISC (4 PINS) nRESET TEST LED / TXD NC CRD_PWR POWER AND GROUND (10 PINS) (7) VDD33 CRFILT PLLFILT TOTAL 48 |