| データシートサーチシステム |
|
FUSBLC6-2 データシート(PDF) 8 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FUSBLC6-2 データシート(HTML) 8 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd |
|
8 / 9 page ![]() 8 FUSBLC6-2/FDA0561T Low Capacitance TVS Array Document Number:F11910A 26-May-2021 V 2.0 www.futurewafer.com.tw 14. Package Information-SOT-563 Symbol Millimeters MIN NOM MAX A 0.15 - 0.30 B 1.10 - 1.25 C 1.55 - 1.70 D - 0.50 - G 0.90 - 1.10 H 1.50 - 1.70 K 0.55 - 0.65 L 0.10 - 0.30 M 0.10 - 0.18 Unit : mm 15. Suggest Pad Layout-SOT563 Unit:mm Dimension Millimeters Z 2.2 G 1.2 X 0.375 Y 0.5 C1 1.7 C2 0.5 |