| データシートサーチシステム |
|
AM7945JC データシート(PDF) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM7945JC データシート(HTML) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
3 / 18 page ![]() SLIC Products 3 CONNECTION DIAGRAM Top View TP TP 32-Pin PLCC RINGOUT NC TMG VBAT C3 E1 C2 DET DA RD HPB HPA VTX VEE RSN NC Notes: 1. Pin 1 is marked for orientation. 2. TP is a thermal conduction pin tied to substrate. 3. NC = No Connect 5 6 7 8 9 10 11 12 13 29 28 27 26 25 24 23 22 21 14 15 16 17 18 19 20 4 3 2 1 32 31 30 |