| データシートサーチシステム |
|
MSC010SDA070K データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSC010SDA070K データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 12 page ![]() Table 2-1. TO-220 Dimensions Symbol Min (mm) Max (mm) Min (in.) Max (in.) A 4.32 4.57 0.170 0.180 B 1.14 1.40 0.045 0.055 C 2.50 2.74 0.098 0.108 D 0.36 0.53 0.014 0.021 E 2.65 3.05 0.104 0.120 F 3.60 3.96 0.142 0.156 G 14.50 15.60 0.571 0.614 H 2.39 3.65 0.094 0.144 I 6.00 6.80 0.236 0.268 J 8.40 9.00 0.331 0.354 K 13.00 14.00 0.512 0.051 L 1.23 1.39 0.048 0.055 M 0.69 0.88 0.027 0.035 N 10.00 10.36 0.394 0.408 O 7.57 7.90 0.298 0.311 P 12.20 13.10 0.480 0.516 Q 2.54 BSC (nom.) 0.100 BSC (nom.) Terminal 1 Cathode Terminal 2 Anode Terminal 3 Cathode MSC010SDA070K Package Specification © 2021 Microchip Technology Inc. Datasheet DS-00003907A-page 7 |