| データシートサーチシステム |
|
LM74700MDDFREP データシート(PDF) 27 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM74700MDDFREP データシート(HTML) 27 Page - Texas Instruments |
|
27 / 32 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM74700MDDFREP SOT- 23-THIN DDF 8 3000 180.0 8.4 3.2 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 6-Sep-2021 Pack Materials-Page 1 |