データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BSP00LE データシート(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

部品番号 BSP00LE
部品情報  Pressure Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
ホームページ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BSP00LE データシート(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BSP00LE Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BSP00LE Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Pressure Sensors
BSP B250-DV004-A06A1A-S4-004
Order Code: BSP00LE
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-20-13-02
Subject to change without notice: 238401
ETIM 6.0: EC000243
BSP00LE_0.51_2021-08-31
2 / 2
Remarks
vacuum-tight
Permissible burden on analog output Rmax = 800 Ohm
For more information about MTTF and B10d see MTTF / B10d Certificate
Indication of the MTTF- / B10d value does not represent a binding composition and/or life expectancy assurance; these are simply experiential values with
no warranty implications. These declared values also do not extend the expiration period for defect claims or affect it in any way.
Connector Drawings
Wiring Diagrams



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com