| データシートサーチシステム |
|
AM79C850 データシート(PDF) 39 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C850 データシート(HTML) 39 Page - Advanced Micro Devices |
|
39 / 97 page ![]() P R E L I M I N A R Y AMD 39 SUPERNET 3 BSR Cell No. Pin No. Pin Type Description 85, 86 142 inout bd[25] 87, 88 143 inout bd[24] 89, 90 145 inout bd[23] 91, 92 146 inout bd[22] 94 147 inout bd[21] 95, 96 148 inout bd[20] 97, 98 150 inout bd[19] 99, 100 151 inout bd[18] 101, 102 152 inout bd[17] 103, 104 153 inout bd[16] 105 154 output cso 106 155 output wr 107 N/A – oe control (1 to enable) 108 158 output rd 109, 110 159 inout bd[15] 111, 112 160 inout bd[14] 113, 114 161 inout bd[13] 115, 116 162 inout bd[12] 117, 118 163 inout bd[11] 119, 120 164 inout bd[10] 121, 122 165 inout bd[9] 123, 124 166 inout bd[8] 125, 126 168 inout bd[7] 127, 128 169 inout bd[6] 129, 130 170 inout bd[5] 131, 132 171 inout bd[4] 133, 134 173 inout bd[3] 135, 136 174 inout bd[2] 137, 138 175 inout bd[1] 139, 140 176 inout bd[0] 141 178 output rdata2 142 179 output rdata1 143 180 input hsreq[2] 144 181 input hsreq[1] 145 182 input hsreq[0] 146 183 output hsack 147 185 output qctrl[2] 148 186 output qctrl[1] 149 187 output qctrl[0] 150 N/A – oe control (1 enable) |