データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BLE113 データシート(PDF) 28 Page - Silicon Laboratories

部品番号 BLE113
部品情報  BLE113 with integrated chip antenna
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SILABS [Silicon Laboratories]
ホームページ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

BLE113 データシート(HTML) 28 Page - Silicon Laboratories

Back Button BLE113 Datasheet HTML 22Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 23Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 24Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 25Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 26Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 27Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 28Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 29Page - Silicon Laboratories BLE113 Datasheet HTML 30Page - Silicon Laboratories  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 30 page
background image
Bluegiga Technologies Oy
Page 28 of 30
 Le module transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en concomitance avec une autre antenne
ou un autre transmetteur.
Tant que ces deux condition
s sont réunies, il n’est pas nécessaire de procéder à des tests supplémentaires
sur le transmetteur. Cependant, l’intégrateur est responsable des tests effectués sur le produit final afin de se
mettre en conformité avec d’éventuelles exigences complémentaires lorsque le module est installé (exemple :
émissions provenant d’appareils numériques, exigences vis-à-vis de périphériques informatiques, etc.)
REMARQUE IMPORTANTE :
En cas d’inobservance de ces conditions (en ce qui concerne certaines
configurations
ou l’emplacement du dispositif à proximité d’un autre émetteur), les autorisations de FCC et
d’Industrie Canada ne seront plus considérées valables et l’identification de FCC et le numéro de certification
d’IC ne pourront pas être utilisés sur le produit final. Dans ces cas, l’intégrateur OEM sera chargé d’évaluer à
nouveau le produit final (y compris l’émetteur) et d’obtenir une autorisation indépendante de FCC et
d’Industrie Canada.
Étiquetage du produit final
Le module BLE113 est étiqueté avec sa propre identification FCC et son propre numéro de certification IC. Si
l’identification FCC et le numéro de certification IC ne sont pas visibles lorsque le module est installé à
l’intérieur d’un autre dispositif, la partie externe du dispositif dans lequel le module est installé devra
également présenter une étiquette faisant référence au module inclus. Dans ce cas, le produit final devra être
étiqueté sur une zone visible avec les informations suivantes :
« Contient module émetteur identification FCC : QOQBLE113 »
« Contient module émetteur IC : 5123A-BGTBLE113 »
ou
« Contient identification FCC : QOQBLE113 »
« Contient IC : 5123A-BGTBLE113 »
Dans le guide d’utilisation du produit final, l’intégrateur OEM doit s’abstenir de fournir des informations à
l’utilisateur final portant sur les procédures à suivre pour installer ou retirer ce module RF ou pour changer les
paramètres RF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30