データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM7155ARDZ-03-R7 データシート(PDF) 21 Page - Analog Devices

部品番号 ADM7155ARDZ-03-R7
部品情報  600 mA, Ultralow Noise, High PSRR, RF Linear Regulator
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM7155ARDZ-03-R7 データシート(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADM7155ARDZ-03-R7 Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
Data Sheet
ADM7155
Rev. C | Page 21 of 24
Table 9. Model Selection Guide for PSRR
Model
VOUT_MAX (V)
PSRR (dB) at 600 mA; VIN = VOUT_MAX + 0.5 V
PSRR (dB) at 400 mA; VIN = VOUT_MAX + 0.5 V
10 kHz
100 kHz
1 MHz
10 kHz
100 kHz
1 MHz
ADM7155-01
1.8
101
92
60
102
92
65
ADM7155-02
2.3
101
94
57
101
93
61
ADM7155-03
2.9
103
94
51
102
94
57
ADM7155-04
3.4
103
94
51
102
94
57
Table 10. Model Selection Guide for Input Voltage
Model
VOUT Range (V)
Minimum VIN at 600 mA Load
ADM7155-01
1.2 to 1.8
2.3 V
ADM7155-02
1.2 to 2.3
2.9 V
ADM7155-03
1.2 to 2.9
3.4 V
ADM7155-04
1.2 to 3.4
3.9 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24