データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PI2PCIE412-D データシート(PDF) 6 Page - Pericom Semiconductor Corporation

部品番号 PI2PCIE412-D
部品情報  Enhanced, 1.8V, PCI Express Compliant, 4-Differential Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch, w/ Single Enable
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
ホームページ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI2PCIE412-D データシート(HTML) 6 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI2PCIE412-D Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI2PCIE412-D Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
PS8788B
01/23/06
PI2PCIE412-D
Enhanced, 1.8V, PCI Express Compliant,
4-Differential Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch
Test Circuit for Dynamic Electrical Characteristics
������������
��
��
��
��������
���������������������
Applications Information
Rail-to-Rail is a registered trademark of Nippon Motorola, Ltd
PCI Express Application Specific Measurements and Test Set-up
Figure 5: Test Setup
PI2PCIE412-D
50-ohm
termination
to ground
Pe
ricom
test
board
Motherboard
The trace on test card is 22.5" or 13.7”
PCI-Express
1x Connector
PCI-Express
Drivers
Root Complex Chipset
One pair of
the upstream
Tx signal 4.5" trace
TP2
TP1
+
Capacitors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com