| データシートサーチシステム |
|
STM32L072CZ データシート(PDF) 54 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L072CZ データシート(HTML) 54 Page - STMicroelectronics |
|
54 / 160 page ![]() Table 18. Alternate functions port B Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SPI1/SPI2/I2S2/ USART1/2/ LPUART1/USB/ LPTIM1/TSC/ TIM2/21/22/ EVENTOUT/ SYS_AF SPI1/SPI2/I2S2/I 2C1/TIM2/21 SPI1/SPI2/I2S2/ LPUART1/ USART5/USB/L PTIM1/TIM2/3/E VENTOUT/ SYS_AF I2C1/TSC/ EVENTOUT I2C1/USART1/2/ LPUART1/ TIM3/22/ EVENTOUT SPI2/I2S2/I2C2/ USART1/ TIM2/21/22 I2C1/2/ LPUART1/ USART4/ UASRT5/TIM21/ EVENTOUT I2C3/LPUART1/ COMP1/2/ TIM3 PB0 EVENTOUT TIM3_CH3 TSC_G3_IO2 - - - - PB1 - TIM3_CH4 TSC_G3_IO3 LPUART1_RTS/ LPUART1_DE -- - PB2 - - LPTIM1_OUT TSC_G3_IO4 - - - I2C3_SMBA PB3 SPI1_SCK TIM2_CH2 TSC_G5_IO1 EVENTOUT USART1_RTS/ USART1_DE USART5_TX - PB4 SPI1_MISO TIM3_CH1 TSC_G5_IO2 TIM22_CH1 USART1_CTS USART5_RX I2C3_SDA PB5 SPI1_MOSI LPTIM1_IN1 I2C1_SMBA TIM3_CH2/ TIM22_CH2 USART1_CK USART5_CK, USART5_RTS/ USART5_DE - PB6 USART1_TX I2C1_SCL LPTIM1_ETR TSC_G5_IO3 - - - - PB7 USART1_RX I2C1_SDA LPTIM1_IN2 TSC_G5_IO4 - - USART4_CTS - PB8 - - TSC_SYNC I2C1_SCL - - - PB9 - EVENTOUT - I2C1_SDA SPI2_NSS/ I2S2_WS -- PB10 - TIM2_CH3 TSC_SYNC LPUART1_TX SPI2_SCK I2C2_SCL LPUART1_RX PB11 EVENTOUT TIM2_CH4 TSC_G6_IO1 LPUART1_RX - I2C2_SDA LPUART1_TX PB12 SPI2_NSS/I2S2_WS LPUART1_RTS/ LPUART1_DE TSC_G6_IO2 I2C2_SMBA EVENTOUT - PB13 SPI2_SCK/I2S2_CK MCO TSC_G6_IO3 LPUART1_CTS I2C2_SCL TIM21_CH1 - PB14 SPI2_MISO/ I2S2_MCK RTC_OUT TSC_G6_IO4 LPUART1_RTS/ LPUART1_DE I2C2_SDA TIM21_CH2 - PB15 SPI2_MOSI/ I2S2_SD RTC_REFIN - - - - - |