| データシートサーチシステム |
|
STM32F107VC データシート(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F107VC データシート(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 108 page ![]() DocID15274 Rev 10 29/108 STM32F105xx, STM32F107xx Pinouts and pin description 107 K5 - 40 PE9 I/O FT PE9 - TIM1_CH1 -- - VSS_7 S - - - - -- - VDD_7 S - - - - G6 - 41 PE10 I/O FT PE10 - TIM1_CH2N H6 - 42 PE11 I/O FT PE11 - TIM1_CH2 J6 - 43 PE12 I/O FT PE12 - TIM1_CH3N K6 - 44 PE13 I/O FT PE13 - TIM1_CH3 G7 - 45 PE14 I/O FT PE14 - TIM1_CH4 H7 - 46 PE15 I/O FT PE15 - TIM1_BKIN J7 29 47 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL(8)/USART3_TX(7)/ ETH_MII_RX_ER TIM2_CH3 K7 30 48 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA(8)/USART3_RX(7)/ ETH_MII_TX_EN/ ETH_RMII_TX_EN TIM2_CH4 E7 31 49 VSS_1 S - VSS_1 - - F7 32 50 VDD_1 S - VDD_1 - - K8 33 51 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS(8)/I2S2_WS(8)/ I2C2_SMBA(8) / USART3_CK(7)/ TIM1_BKIN(7) / CAN2_RX/ ETH_MII_TXD0/ ETH_RMII_TXD0 - J8 34 52 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK(8) / I2S2_CK(8) / USART3_CTS(7)/ TIM1_CH1N/CAN2_TX/ ETH_MII_TXD1/ ETH_RMII_TXD1 - H8 35 53 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO(8) / TIM1_CH2N / USART3_RTS(7) - G8 36 54 PB15 I/O FT PB15 SPI2_MOSI(8) / I2S2_SD(8) / TIM1_CH3N(7) - K9 - 55 PD8 I/O FT PD8 - USART3_TX/ ETH_MII_RX_DV/ ETH_RMII_CRS_DV Table 5. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(4) Default Remap |