| データシートサーチシステム |
|
STM32F373VC データシート(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F373VC データシート(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 137 page ![]() Table 17. Alternate functions for port PF Pin Name AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 PF0 - - - - I2C2_SDA - - - PF1 - - - - I2C2_SCL - - - PF2 - EVENTOUT - - I2C2_SMBA - - - PF4 - EVENTOUT - - - - - - PF6 - EVENTOUT TIM4_CH4 - I2C2_SCL SPI1_MOSI/I2S1_SD - USART3_RTS PF7 - EVENTOUT - - I2C2_SDA - - USART2_CK PF9 - EVENTOUT TIM14_CH1 - - - - - PF10 - EVENTOUT - - - - - - |