| データシートサーチシステム |
|
MPC5675KFF0VMS2R データシート(PDF) 26 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5675KFF0VMS2R データシート(HTML) 26 Page - NXP Semiconductors |
|
26 / 147 page ![]() MPC5675K Microcontroller Data Sheet, Rev. 9 Package pinouts and signal descriptions NXP Semiconductors 26 H11 VSS_LV_COR VSS_LV R16 VSS_LV_COR VSS_LV H12 VSS_LV_COR VSS_LV R17 VSS_LV_COR VSS_LV H13 VSS_LV_COR VSS_LV T7 VSS_LV_COR VSS_LV H14 VSS_LV_COR VSS_LV T8 VSS_LV_COR VSS_LV H15 VSS_LV_COR VSS_LV T9 VSS_LV_COR VSS_LV H16 VSS_LV_COR VSS_LV T10 VSS_LV_COR VSS_LV H17 VSS_LV_COR VSS_LV T11 VSS_LV_COR VSS_LV J7 VSS_LV_COR VSS_LV T12 VSS_LV_COR VSS_LV J8 VSS_LV_COR VSS_LV T13 VSS_LV_COR VSS_LV J9 VSS_LV_COR VSS_LV T14 VSS_LV_COR VSS_LV J10 VSS_LV_COR VSS_LV T15 VSS_LV_COR VSS_LV J11 VSS_LV_COR VSS_LV T16 VSS_LV_COR VSS_LV J12 VSS_LV_COR VSS_LV T17 VSS_LV_COR VSS_LV J13 VSS_LV_COR VSS_LV U7 VSS_LV_COR VSS_LV J14 VSS_LV_COR VSS_LV U8 VSS_LV_COR VSS_LV J15 VSS_LV_COR VSS_LV U9 VSS_LV_COR VSS_LV J16 VSS_LV_COR VSS_LV U10 VSS_LV_COR VSS_LV J17 VSS_LV_COR VSS_LV U11 VSS_LV_COR VSS_LV K7 VSS_LV_COR VSS_LV U12 VSS_LV_COR VSS_LV K8 VSS_LV_COR VSS_LV U13 VSS_LV_COR VSS_LV K9 VSS_LV_COR VSS_LV U14 VSS_LV_COR VSS_LV K10 VSS_LV_COR VSS_LV U15 VSS_LV_COR VSS_LV K11 VSS_LV_COR VSS_LV U16 VSS_LV_COR VSS_LV K12 VSS_LV_COR VSS_LV U17 VSS_LV_COR VSS_LV K13 VSS_LV_COR VSS_LV W4 VSS_LV_PLL VSS_LV K14 VSS_LV_COR VSS_LV AC19 VSS_HV_PMU VSS_LV K15 VSS_LV_COR VSS_LV D5 RESERVED VSS_HV K16 VSS_LV_COR VSS_LV AB20 RESERVED VSS_HV K17 VSS_LV_COR VSS_LV Table 5. 473 MAPBGA supply pins (continued) Ball number Ball name Pad type Ball number Ball name Pad type |