| データシートサーチシステム |
|
STR730FZ2T7 データシート(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR730FZ2T7 データシート(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 40 page ![]() STR73xF Package characteristics 35/40 Figure 9. 144-ball low profile fine pitch ball grid array package Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 1.21 1.70 0.048 0.067 A1 0.21 0.008 A2 1.12 0.044 b 0.35 0.40 0.45 0.014 0.016 0.018 D 9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.400 D1 8.80 0.346 E 9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.400 E1 8.80 0.346 e 0.80 0.031 F 0.60 0.024 ddd 0.10 0.004 eee 0.15 0.006 fff 0.08 0.003 Number of Pins N 144 |