| データシートサーチシステム |
|
PPC5605BAMLL4R データシート(PDF) 18 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PPC5605BAMLL4R データシート(HTML) 18 Page - NXP Semiconductors |
|
18 / 114 page ![]() MPC5607B Microcontroller Data Sheet, Rev. 10 Package pinouts and signal descriptions NXP Semiconductors 18 PB[7] PCR[23] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — — — — ADC0_P[3] ADC1_P[3] GPIO[23] — — — — ADC_0 ADC_1 SIUL — — — — I I I I Tristate 557793 P16 PB[8] PCR[24] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — GPIO[24] — — — OSC32K_XTAL8 WKPU[25]5 ADC0_S[0] ADC1_S[4] SIUL — — — OSC32K WKPU ADC_0 ADC_1 I — — — — I9 I I I — 39 53 61 R9 PB[9] PCR[25] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — GPIO[25] — — — OSC32K_EXTAL8 WKPU[26]5 ADC0_S[1] ADC1_S[5] SIUL — — — OSC32K WKPU ADC_0 ADC_1 I — — — — I9 I I I — 38 52 60 T9 PB[10] PCR[26] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — GPIO[26] — — — WKPU[8]5 ADC0_S[2] ADC1_S[6] SIUL — — — WKPU ADC_0 ADC_1 I/O — — — I I I J Tristate 405462 P9 PB[11] PCR[27] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[27] E0UC[3] — CS0_0 ADC0_S[3] SIUL eMIOS_0 — DSPI_0 ADC_0 I/O I/O — I/O I J Tristate — — 97 N13 PB[12] PCR[28] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[28] E0UC[4] — CS1_0 ADC0_X[0] SIUL eMIOS_0 — DSPI_0 ADC_0 I/O I/O — O I J Tristate 61 83 101 M16 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Peripheral Pin number 100 LQFP 144 LQFP 176 LQFP 208 MAP BGA 4 |