データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0900317 データシート(PDF) 4 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 0900317
部品情報  Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0900317 データシート(HTML) 4 Page - PHOENIX CONTACT

  0900317 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0900317 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0900317 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0900317 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/produkte/0900317
09.11.2012   Page 4 / 4
Electronic device circuit breaker - ECP-E 3A - 0900317
Accessories
Additional products
Box mounting base - TMCP SOCKET M - 0916589
Modular socket element, 2-position, for holding two circuit breakers, each with a single position
 
 
End cover - TMCP CONNECT LR - 0916592
End cover, Length: 115 mm, Width: 6 mm, Color: black
 
 
Drawings
Block diagram
LINE(+)
Reset
Status
Reset
On/Off
LOAD(L+)
GND(-)
Diagram
Stoppoint
typ.1,1xl
1,8xl
MultiplesofI
N
N
N
0,01
0,1
1
10
10
2
10
3
10
4
5
1
0
2
3
IK
© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com