データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STC89LE53RC データシート(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 STC89LE53RC
部品情報  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89LE53RC データシート(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC89LE53RC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89LE53RC Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 149 page
background image
第 8 章  STC12C5410AD 系列单片机的 PCA/PWM 的应用 .................................... 65
    8.1  PCA/PWM 寄存器列表 .............................................................. 65
    8.2  PCA/PWM 功能介绍 ................................................................ 67
    8.3  PCA 功能扩展外部中断的示例程序 .................................................. 72
    8.4  PCA 功能做定时器的示例程序(可实现 4 个 16 位定时器) ............................... 76
    8.5  PWM 输出 C 语言示例 .............................................................. 81
    8.6   PCA/PWM 新增特殊功能寄存器声明(汇编).......................................... 82
    8.7  PWM 输出汇编语言示例 ............................................................ 84
    8.8   PCA 的高速脉冲输出程序示例(输出 125KHz 的方波)................................. 87
     8.9   利用定时器 0 的溢出作为 PCA 模块的时钟输入,实现可调频率 PWM 并用 PCA 再实现定时器 . 91
第 9 章  STC12C5410AD 系列单片机的掉电模式 ........................................... 98
      9.1  PCON 寄存器的高级应用,上电复位标志,进入掉电模式 .............................. 98
    9.2  进入掉电模式后由外部中断 0 和外部中断 1 唤醒示例程序 .............................. 99
     9.3  进入掉电模式前的 I/O 口设置特别注意事项(仅针对 A 版本,现供货的 C 版本无此问题) 101
第 10 章  STC12C5410AD 系列单片机电气特性 .......................................... 102
第 11 章  STC12C5410AD 系列单片机开发 / 编程工具说明 ................................ 104
    11.1  在系统可编程(ISP )原理,官方演示工具使用说明 ............................... 104
     11.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明 .......................................... 104
      11.1.2 在系统可编程(ISP)典型应用线路图 ........................................ 105
      11.1.3 电脑端的 ISP 控制软件界面使用说明 .......................................... 106
      11.1.4 宏晶科技的 ISP 下载编程工具硬件使用说明 .................................... 107
      11.1.5 用户板如果没有 RS-232 转换器,如何用宏晶科技的 ISP 下载板做 RS-232 通信转换 ... 107
    11.2 编译器 / 汇编器,编程器,仿真器 ................................................ 108
第 12 章  附录 ....................................................................... 109
    12.1 附录 A  数据 RAM 存储器测试程序 ................................................. 109
      12.1.1 内部数据 RAM 的介绍 ......................................................... 109
      12.1.2 内部数据 RAM 寻址测试程序 ................................................... 110
    12.2 附录 B  串行外围接口(SPI)及测试程序 .......................................... 111
     12.2.1  串行外围接口(SPI)功能描述 .............................................. 111
      12.2.2  串行外围接口(SPI )示例程序(单主单从).................................. 118
     12.2.3  串行外围接口(SPI )示例程序(单主多从).................................. 125
     12.3 附录 C 用串行口扩展 I/O 接口 .................................................... 133
     12.4 附录 D STC12C2052AD 系列单片机简介 ............................................. 135
     12.5 附录 E 利用 STC 单片机普通 I/O 口驱动 LCD 显示 .................................... 137
     12.6 附录 F 一个 I/O 口驱动发光二极管并扫描按键 ...................................... 144
    12.7 附录 G  典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路 ..................... 145
     12.8 附录 H STC 高性能 SRAM 选型一览表 ............................................... 146
     12.9 附录 I 提供过 4000V 快速脉冲干扰辅导服务 ....................................... 147
     12.10  附录 J 应用注意事项 .......................................................... 148
     12.12 附录 K 资料升级历史备忘录 ..................................................... 149



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More