データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD8555ACPZ-R2 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices

部品番号 AD8555ACPZ-R2
部品情報  Zero-Drift, Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD8555ACPZ-R2 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD8555ACPZ-R2 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
AD8555
Data Sheet
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
DIGITAL INTERFACE
Input Current
2
µA
DIGIN Pulse Width to Load 0
tw0
TA = 25°C
0.05
10
µs
DIGIN Pulse Width to Load 1
tw1
TA = 25°C
50
µs
Time between Pulses at DIGIN
tws
TA = 25°C
10
µs
Rev. B | Page 6 of 29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29