| データシートサーチシステム |
|
SPC5-STUDIO データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC5-STUDIO データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 10 page ![]() 2 Schematic diagrams Figure 2. AEK-SNS-2TOFM1 circuit schematic (1 of 5) I2C_SCL I2C_SDA GPIO1_L GPIO1_R XSHUT_L XSHUT_R U_ToF_Left-Right ToF_Left-Right.SchDoc 12Vbatt U_PS-Regulator Vbatt GND PS-Regulator.SchDoc CAN4-TX CAN4-RX Serial_TX-TTL Serial_RX-TTL CAN_H CAN_L TX_TTL RX_TTL CAN_H CAL_L TX_TTL U_CANplusSERIAL CAN-SERIAL.SchDoc RX_TTL GND 1 2 3 P1 Header-3pin I2C_SDA I2C_SCL GPIO1_L GPIO1_R XSHUT_L XSHUT_R Serial_TX-TTL Serial_RX-TTL CAN4-TX CAN4-RX U_MCU MCU.SchDoc 2 1 J1 691213510002 2 1 J2 61900211121 |