| データシートサーチシステム |
|
HT36F2 データシート(PDF) 32 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT36F2 データシート(HTML) 32 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
32 / 36 page ![]() Package Information 16-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 390 ¾ 413 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT36F2 Rev. 1.00 32 August 15, 2005 1 6 1 9 8 a A B C D E F G H C ' |