データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMM5715X データシート(PDF) 8 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 FMM5715X
部品情報  60GHz Power Amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

FMM5715X データシート(HTML) 8 Page - Eudyna Devices Inc

Back Button FMM5715X Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc FMM5715X Datasheet HTML 10Page - Eudyna Devices Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
60GHz Power Amplifier MMIC
FMM5715X
MTTF vs. Backside Temperature
1.E+05
1.E+06
1.E+07
1.E+08
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
20
40
60
80
100
120
140
160
180
BacksideTemperature (degC)
Ea=1.02eV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com