| データシートサーチシステム |
|
SPSB081C3 データシート(PDF) 126 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPSB081C3 データシート(HTML) 126 Page - STMicroelectronics |
|
126 / 135 page ![]() Table 129. QFN32L 5x5 mechanical data Ref. Dimension Millimeters Min. Typ. Max. A 0.80 0.90 1.00 A1 0 - 0.05 A2 0.2 REF A3 0.1 D 5.00 BSC D2 3.40 3.50 3.60 E 5.00 BSC E2 3.40 3.50 3.60 e1 0.5 BSC k 0.20 - - L1 . 0.05 La 0.40 0.50 0.50 bA 0.20 0.25 0.30 h 0.19 REF h1 0.19 REF LB 0.45 0.5 0.55 bB 0.20 0.25 0.30 N 32 R1 - 0.1 Table 130. Tolerance of form and position Symbol Tolerance aaa 0.15 bbb 0.10 ccc 0.10 ddd 0.05 eee 0.08 fff 0.10 SPSB081 QFN32L 5x5 package information DS14048 - Rev 1 page 126/135 |