データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP2141A データシート(PDF) 9 Page - Diodes Incorporated

部品番号 AP2141A
部品情報  0.5A SINGLE CHANNEL CURRENT-LIMITED POWER SWITCH
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP2141A データシート(HTML) 9 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP2141A Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 10Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 11Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 12Page - Diodes Incorporated AP2141A Datasheet HTML 13Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
AP2141A
Document number: DS40570 Rev. 3 - 4
9 of 17
www.diodes.com
April 2018
© Diodes Incorporated
AP2141A
Typical Performance Characteristics (cont.)
Current Limit Response vs Peak Current
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Peak Current (A)
CL = 22µF
VIN = 5V
TA = +25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com