| データシートサーチシステム |
|
STA350B データシート(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA350B データシート(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 94 page ![]() Package information STA350B, STA350BW 90/94 DocID018572 Rev 7 Figure 39. PowerSSO36 (slug-up) package outline 7618147_F Table 78. PowerSSO36 exposed pad up mechanical data Symbol Dimensions in mm Dimensions in inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.15 - 2.45 0.085 - 0.096 A2 2.15 - 2.35 0.085 - 0.092 a1 0 - 0.1 0.00 - 0.004 b 0.18 - 0.36 0.007 - 0.014 c 0.23 - 0.32 0.009 - 0.013 D 10.10 - 10.50 0.398 - 0.413 E 7.4 - 7.6 0.291 - 0.299 e- 0.5 - - 0.020 - e3 - 8.5 - - 0.335 - F- 2.3 - - 0.091 - G - - 0.1 - - 0.004 H 10.1 - 10.5 - - 0.413 h - - 0.4 - - 0.016 k 0 deg - 8 deg 0 deg - 8 deg |