| データシートサーチシステム |
|
CS47L35 データシート(PDF) 266 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS47L35 データシート(HTML) 266 Page - Cirrus Logic |
|
266 / 300 page ![]() 266 DS1085F3 CS47L35 6 Register Map R6295 (1897h) IRQ1_Raw_Status_24 00 000 000 00 00 EVENT4_ WMARK_ STS1 EVENT3_ WMARK_ STS1 EVENT2_ WMARK_ STS1 EVENT1_ WMARK_ STS1 0000h R6296 (1898h) IRQ1_Raw_Status_25 00 000 000 00 000 DSP3_ DMA_ STS1 DSP2_ DMA_ STS1 DSP1_ DMA_ STS1 0000h R6301 (189Dh) IRQ1_Raw_Status_30 00 000 000 00 000 DSP3_ BUSY_ STS1 DSP2_ BUSY_ STS1 DSP1_ BUSY_ STS1 0000h R6400 (1900h) IRQ2_Status_1 DSP_ SHARED_ WR_ COLL_ EINT2 00 CTRLIF_ ERR_ EINT2 0 0 SYSCLK_ FAIL_ EINT2 0 BOOT_ DONE_ EINT2 0 000 000 0000h R6401 (1901h) IRQ2_Status_2 00 000 00 FLL1_ LOCK_ EINT2 00 000 000 0000h R6405 (1905h) IRQ2_Status_6 00 000 00 MICDET_ EINT2 00 000 00 HPDET_ EINT2 0000h R6406 (1906h) IRQ2_Status_7 00 000 000 00 MICD_ CLAMP_ FALL_ EINT2 MICD_ CLAMP_ RISE_ EINT2 JD2_ FALL_ EINT2 JD2_ RISE_ EINT2 JD1_ FALL_ EINT2 JD1_ RISE_ EINT2 0000h R6408 (1908h) IRQ2_Status_9 00 000 000 00 000 0 DRC2_ SIG_DET_ EINT2 DRC1_ SIG_DET_ EINT2 0000h R6410 (190Ah) IRQ2_Status_11 DSP_ IRQ16_ EINT2 DSP_ IRQ15_ EINT2 DSP_ IRQ14_ EINT2 DSP_ IRQ13_ EINT2 DSP_ IRQ12_ EINT2 DSP_ IRQ11_ EINT2 DSP_ IRQ10_ EINT2 DSP_ IRQ9_ EINT2 DSP_ IRQ8_ EINT2 DSP_ IRQ7_ EINT2 DSP_ IRQ6_ EINT2 DSP_ IRQ5_ EINT2 DSP_ IRQ4_ EINT2 DSP_ IRQ3_ EINT2 DSP_ IRQ2_ EINT2 DSP_ IRQ1_ EINT2 0000h R6411 (190Bh) IRQ2_Status_12 00 000 000 0 SPKOUTL _SC_ EINT2 00 HP2R_ SC_EINT2 HP2L_SC_ EINT2 HP1R_ SC_EINT2 HP1L_SC_ EINT2 0000h R6412 (190Ch) IRQ2_Status_13 00 000 000 0 SPKOUTL _ENABLE_ DONE_ EINT2 000 0 HP1R_ ENABLE_ DONE_ EINT2 HP1L_ ENABLE_ DONE_ EINT2 0000h R6413 (190Dh) IRQ2_Status_14 00 000 000 0 SPKOUTL _ DISABLE_ DONE_ EINT2 000 0 HP1R_ DISABLE_ DONE_ EINT2 HP1L_ DISABLE_ DONE_ EINT2 0000h R6414 (190Eh) IRQ2_Status_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPK_ OVERHEA T_WARN_ EINT2 SPK_ OVERHEA T_EINT2 SPK_ SHUTDO WN_EINT2 0000h R6416 (1910h) IRQ2_Status_17 GPIO16_ EINT2 GPIO15_ EINT2 GPIO14_ EINT2 GPIO13_ EINT2 GPIO12_ EINT2 GPIO11_ EINT2 GPIO10_ EINT2 GPIO9_ EINT2 GPIO8_ EINT2 GPIO7_ EINT2 GPIO6_ EINT2 GPIO5_ EINT2 GPIO4_ EINT2 GPIO3_ EINT2 GPIO2_ EINT2 GPIO1_ EINT2 0000h R6420 (1914h) IRQ2_Status_21 00 000 000 00 00 TIMER4_ EINT2 TIMER3_ EINT2 TIMER2_ EINT2 TIMER1_ EINT2 0000h R6421 (1915h) IRQ2_Status_22 00 000 000 00 00 EVENT4_ NOT_ EMPTY_ EINT2 EVENT3_ NOT_ EMPTY_ EINT2 EVENT2_ NOT_ EMPTY_ EINT2 EVENT1_ NOT_ EMPTY_ EINT2 0000h R6422 (1916h) IRQ2_Status_23 00 000 000 00 00 EVENT4_ FULL_ EINT2 EVENT3_ FULL_ EINT2 EVENT2_ FULL_ EINT2 EVENT1_ FULL_ EINT2 0000h R6423 (1917h) IRQ2_Status_24 00 000 000 00 00 EVENT4_ WMARK_ EINT2 EVENT3_ WMARK_ EINT2 EVENT2_ WMARK_ EINT2 EVENT1_ WMARK_ EINT2 0000h R6424 (1918h) IRQ2_Status_25 00 000 000 00 000 DSP3_ DMA_ EINT2 DSP2_ DMA_ EINT2 DSP1_ DMA_ EINT2 0000h R6426 (191Ah) IRQ2_Status_27 00 000 000 00 000 DSP3_ START1_ EINT2 DSP2_ START1_ EINT2 DSP1_ START1_ EINT2 0000h R6427 (191Bh) IRQ2_Status_28 00 000 000 00 000 DSP3_ START2_ EINT2 DSP2_ START2_ EINT2 DSP1_ START2_ EINT2 0000h R6429 (191Dh) IRQ2_Status_30 00 000 000 00 000 DSP3_ BUSY_ EINT2 DSP2_ BUSY_ EINT2 DSP1_ BUSY_ EINT2 0000h R6430 (191Eh) IRQ2_Status_31 00 000 000 00 000 00 MIF1_ DONE_ EINT2 0000h R6431 (191Fh) IRQ2_Status_32 00 000 000 00 000 00 MIF1_ BLOCK_ EINT2 0000h R6464 (1940h) IRQ2_Mask_1 IM_DSP_ SHARED_ WR_ COLL_ EINT2 00 IM_ CTRLIF_ ERR_ EINT2 00 IM_ SYSCLK_ FAIL_ EINT2 1IM_BOOT_ DONE_ EINT2 0 000 000 9380h R6465 (1941h) IRQ2_Mask_2 00 000 00 IM_FLL1_ LOCK_ EINT2 00 000 000 0100h R6469 (1945h) IRQ2_Mask_6 00 000 00 IM_ MICDET_ EINT2 00 000 00 IM_ HPDET_ EINT2 0101h R6470 (1946h) IRQ2_Mask_7 00 000 000 00 IM_MICD_ CLAMP_ FALL_ EINT2 IM_MICD_ CLAMP_ RISE_ EINT2 IM_JD2_ FALL_ EINT2 IM_JD2_ RISE_ EINT2 IM_JD1_ FALL_ EINT2 IM_JD1_ RISE_ EINT2 003Fh Table 6-1. Register Map Definition—16-bit region (Cont.) Register Name 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Default |