| データシートサーチシステム |
|
CS47L35 データシート(PDF) 267 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS47L35 データシート(HTML) 267 Page - Cirrus Logic |
|
267 / 300 page ![]() DS1085F3 267 CS47L35 6 Register Map R6472 (1948h) IRQ2_Mask_9 00 000 000 00 000 0 IM_DRC2_ SIG_DET_ EINT2 IM_DRC1_ SIG_DET_ EINT2 0003h R6474 (194Ah) IRQ2_Mask_11 IM_DSP_ IRQ16_ EINT2 IM_DSP_ IRQ15_ EINT2 IM_DSP_ IRQ14_ EINT2 IM_DSP_ IRQ13_ EINT2 IM_DSP_ IRQ12_ EINT2 IM_DSP_ IRQ11_ EINT2 IM_DSP_ IRQ10_ EINT2 IM_DSP_ IRQ9_ EINT2 IM_DSP_ IRQ8_ EINT2 IM_DSP_ IRQ7_ EINT2 IM_DSP_ IRQ6_ EINT2 IM_DSP_ IRQ5_ EINT2 IM_DSP_ IRQ4_ EINT2 IM_DSP_ IRQ3_ EINT2 IM_DSP_ IRQ2_ EINT2 IM_DSP_ IRQ1_ EINT2 FFFFh R6475 (194Bh) IRQ2_Mask_12 00 000 000 0 IM_ SPKOUTL _SC_ EINT2 00 IM_HP2R_ SC_EINT2 IM_HP2L_ SC_EINT2 IM_HP1R_ SC_EINT2 IM_HP1L_ SC_EINT2 004Fh R6476 (194Ch) IRQ2_Mask_13 00 000 000 0 IM_ SPKOUTL _ENABLE_ DONE_ EINT2 000 0 IM_HP1R_ ENABLE_ DONE_ EINT2 IM_HP1L_ ENABLE_ DONE_ EINT2 0043h R6477 (194Dh) IRQ2_Mask_14 00 000 000 0 IM_ SPKOUTL _ DISABLE_ DONE_ EINT2 000 0 IM_HP1R_ DISABLE_ DONE_ EINT2 IM_HP1L_ DISABLE_ DONE_ EINT2 0043h R6478 (194Eh) IRQ2_Mask_15 00 000 000 00 000 IM_SPK_ OVERHEA T_WARN_ EINT2 IM_SPK_ OVERHEA T_EINT2 IM_SPK_ SHUTDO WN_EINT2 0007h R6480 (1950h) IRQ2_Mask_17 IM_ GPIO16_ EINT2 IM_ GPIO15_ EINT2 IM_ GPIO14_ EINT2 IM_ GPIO13_ EINT2 IM_ GPIO12_ EINT2 IM_ GPIO11_ EINT2 IM_ GPIO10_ EINT2 IM_ GPIO9_ EINT2 IM_ GPIO8_ EINT2 IM_ GPIO7_ EINT2 IM_ GPIO6_ EINT2 IM_ GPIO5_ EINT2 IM_ GPIO4_ EINT2 IM_ GPIO3_ EINT2 IM_ GPIO2_ EINT2 IM_ GPIO1_ EINT2 FFFFh R6484 (1954h) IRQ2_Mask_21 00 000 000 00 00 IM_ TIMER4_ EINT2 IM_ TIMER3_ EINT2 IM_ TIMER2_ EINT2 IM_ TIMER1_ EINT2 000Fh R6485 (1955h) IRQ2_Mask_22 00 000 000 00 00 IM_ EVENT4_ NOT_ EMPTY_ EINT2 IM_ EVENT3_ NOT_ EMPTY_ EINT2 IM_ EVENT2_ NOT_ EMPTY_ EINT2 IM_ EVENT1_ NOT_ EMPTY_ EINT2 000Fh R6486 (1956h) IRQ2_Mask_23 00 000 000 00 00 IM_ EVENT4_ FULL_ EINT2 IM_ EVENT3_ FULL_ EINT2 IM_ EVENT2_ FULL_ EINT2 IM_ EVENT1_ FULL_ EINT2 000Fh R6487 (1957h) IRQ2_Mask_24 00 000 000 00 00 IM_ EVENT4_ WMARK_ EINT2 IM_ EVENT3_ WMARK_ EINT2 IM_ EVENT2_ WMARK_ EINT2 IM_ EVENT1_ WMARK_ EINT2 000Fh R6488 (1958h) IRQ2_Mask_25 00 000 000 00 000 IM_DSP3_ DMA_ EINT2 IM_DSP2_ DMA_ EINT2 IM_DSP1_ DMA_ EINT2 0007h R6490 (195Ah) IRQ2_Mask_27 00 000 000 00 000 IM_DSP3_ START1_ EINT2 IM_DSP2_ START1_ EINT2 IM_DSP1_ START1_ EINT2 0007h R6491 (195Bh) IRQ2_Mask_28 00 000 000 00 000 IM_DSP3_ START2_ EINT2 IM_DSP2_ START2_ EINT2 IM_DSP1_ START2_ EINT2 0007h R6493 (195Dh) IRQ2_Mask_30 00 000 000 00 000 IM_DSP3_ BUSY_ EINT2 IM_DSP2_ BUSY_ EINT2 IM_DSP1_ BUSY_ EINT2 0007h R6494 (195Eh) IRQ2_Mask_31 00 000 000 00 000 00 IM_MIF1_ DONE_ EINT2 0001h R6495 (195Fh) IRQ2_Mask_32 00 000 000 00 000 00 IM_MIF1_ BLOCK_ EINT2 0001h R6528 (1980h) IRQ2_Raw_Status_1 0 0 0 CTRLIF_ ERR_ STS2 0 000 BOOT_ DONE_ STS2 0 000 000 0000h R6529 (1981h) IRQ2_Raw_Status_2 00 000 00 FLL1_ LOCK_ STS2 00 000 000 0000h R6534 (1986h) IRQ2_Raw_Status_7 00 000 000 00 0 MICD_ CLAMP_ STS2 0JD2_STS20 JD1_STS2 0000h R6536 (1988h) IRQ2_Raw_Status_9 00 000 000 00 000 0 DRC2_ SIG_DET_ STS2 DRC1_ SIG_DET_ STS2 0000h R6539 (198Bh) IRQ2_Raw_Status_12 00 000 000 0 SPKOUTL _SC_STS2 00 HP2R_ SC_STS2 HP2L_SC_ STS2 HP1R_ SC_STS2 HP1L_SC_ STS2 0000h R6540 (198Ch) IRQ2_Raw_Status_13 00 000 000 0 SPKOUTL _ENABLE_ DONE_ STS2 000 0 HP1R_ ENABLE_ DONE_ STS2 HP1L_ ENABLE_ DONE_ STS2 0000h R6541 (198Dh) IRQ2_Raw_Status_14 00 000 000 0 SPKOUTL _ DISABLE_ DONE_ STS2 000 0 HP1R_ DISABLE_ DONE_ STS2 HP1L_ DISABLE_ DONE_ STS2 0000h R6542 (198Eh) IRQ2_Raw_Status_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPK_ OVERHEA T_WARN_ STS2 SPK_ OVERHEA T_STS2 SPK_ SHUTDO WN_STS2 0000h R6544 (1990h) IRQ2_Raw_Status_17 GPIO16_ STS2 GPIO15_ STS2 GPIO14_ STS2 GPIO13_ STS2 GPIO12_ STS2 GPIO11_ STS2 GPIO10_ STS2 GPIO9_ STS2 GPIO8_ STS2 GPIO7_ STS2 GPIO6_ STS2 GPIO5_ STS2 GPIO4_ STS2 GPIO3_ STS2 GPIO2_ STS2 GPIO1_ STS2 0000h R6549 (1995h) IRQ2_Raw_Status_22 00 000 000 00 00 EVENT4_ NOT_ EMPTY_ STS2 EVENT3_ NOT_ EMPTY_ STS2 EVENT2_ NOT_ EMPTY_ STS2 EVENT1_ NOT_ EMPTY_ STS2 0000h Table 6-1. Register Map Definition—16-bit region (Cont.) Register Name 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Default |