| データシートサーチシステム |
|
STM32H745II データシート(PDF) 91 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H745II データシート(HTML) 91 Page - STMicroelectronics |
|
91 / 252 page ![]() PB14 - TIM1_CH2N TIM12_CH 1 TIM8_CH2 N USART1_TX SPI2_ MISO/I2S2 _SDI DFSDM1_ DATIN2 USART3_ RTS/USAR T3_DE UART4_ RTS/UART 4_DE SDMMC2_ D0 -- OTG_HS_ DM -- EVENT OUT PB15 RTC_ REFIN TIM1_CH3N TIM12_CH 2 TIM8_CH3 N USART1_RX SPI2_ MOSI/I2S2 _SDO DFSDM1_ CKIN2 - UART4_ CTS SDMMC2_D 1 -- OTG_HS_ DP -- EVENT OUT Table 10. Port B alternate functions (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2/16/1 7/LPTIM1/ HRTIM1 SAI1/TIM3/ 4/5/12/ HRTIM1 LPUART/ TIM8/ LPTIM2/3/4 /5/HRTIM1/ DFSDM I2C1/2/3/4/ USART1/ TIM15/ LPTIM2/ DFSDM/CEC SPI1/2/3/4/ 5/6/CEC SPI2/3/SAI1 /3/I2C4/ UART4/ DFSDM SPI2/3/6/ USART1/2/ 3/6/UART7 /SDMMC1 SPI6/SAI2/ 4/UART4/5 /8/LPUART /SDMMC1/ SPDIFRX1 SAI4/ FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/ LCD/ SPDIFRX1 SAI2/4/ TIM8/ QUADSPI/ SDMMC2/ OTG1_HS/ OTG2_FS/ LCD/CRS I2C4/ UART7/ SWPMI1/ TIM1/8/ DFSDM/ SDMMC2/ MDIOS/ETH TIM1/8/FM C/SDMMC1 /MDIOS/ OTG1_FS/ LCD TIM1/ DCMI/LCD/ COMP UART5/ LCD SYS |