データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1139999 データシート(PDF) 3 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1139999
部品情報  PLC extension module - AXC F XT EXP
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1139999 データシート(HTML) 3 Page - PHOENIX CONTACT

  1139999 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1139999 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Stripping length
8 mm
Axioline F connector
Connection method
Push-in connection
Conductor cross section, rigid
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross section, flexible
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross section AWG
24 ... 16
Stripping length
8 mm
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 60 °C up to 2000 m above mean sea level (observe
derating)
Degree of protection
IP20
Air pressure (operation)
70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Permissible humidity (operation)
5 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Standards and regulations
Protection class
III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
Approval data
ATEX
Identification
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificate
TÜV 20 ATEX 8618 X
IECEx
Identification
Ex ec IIC T4 Gc
Certificate
IECEx TUR 20.0098X
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
PLC extension module - AXC F XT EXP
1139999
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1139999
Dec 7, 2022, 6:51 AM
Page 3 (8)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com